Part Number Hot Search : 
MC100EP 7805A QL3012 4000A LR2003 IR91B 00V1C4 2301ECBR
Product Description
Full Text Search
 

To Download T60403-D4721-X005 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  v a c u u m s c h m e l z e datenblatt / specification sach nr.: item no.: t60403 - d47 21 - x005 (zkb 472/105 - 80) k - nr.: k - no.: 15951 zndbertrager / ignition transformer datum: date: 31.10.2003 kunde: customer typenelement / standard type kd. sach nr.: customers part no.: seite 1 von 2 page of hrsg.: kb - fb ft editor bearb: designer sch?. kb - pm b: kei. check freig.: released weitergabe sowie vervielf?ltigung dieser unterlage, verwertung und mitteilung ihres inhalts nicht gest attet, soweit nicht ausdrcklich zugestanden. zuwiderhandlungen verpflichten zu schadenersatz. alle rechte fr den fall der patenterteilung oder gm - eintragung vorbehalten copying of this document, disclosing it to third parties or using the contents there for any purposes without express written authorization by use illegally forbidden. any offenders are liable to pay all relevant damages. ma?bild (mm): freima?toleranz din iso 2768 - c mechanical outline general tolerances dc=date code f=factory toleranz der stiftabst?nde 0,2 mm (tolerances grid distance) 13,5 17,8 17 7,62 12,7 15,24 1 2 3 4 5 6 0,52x0,52 +0,2 -0,5 +0,7 -0,5 3,5 f pin 1 . dc +1,4 -0,5 anschlu?schema: schematic diagram 6 1 n1 3 4 n2 betriebsdaten/charakteristische daten (richtwerte): operational data/characteristic data (nominal values): r cu1 = 2,3 w , r cu2 = 1,1 w l s2 = 75 m h (n1 kurzgeschlossen/ short circuited ) c k = 5 pf u is, eff = 500 v u 2 dt 3 250 m vs umgebungstemperatur/ ambient temperature: - 25c...+85c lagertemperatur/ storage temperature: - 40c...+85c prfung: (v: 100% - test; aql...: din iso 2859 - teil1) inspection 1) (v) m3014: u p, eff = 3,1 kv, 2 s, n1 gegen/ to n2 2) (aql 0,25) m3011/1: l 1 3 3,4 mh, f = 10 khz, i ac,eff = 1 ma 3) (v) m3011/6: polarit?t / bersetzungsverh?ltnis: toleranz 5% polarity / turns rat io: tolerance 4) (aql 1/s4) m3014 u p, eff = 4,5 kv, 2 s, n1 gegen/ to n2 siehe seite 2 see page 2 weitere vorschriften: applicable documents: siehe seite 2 see page 2 datum name index ?nderung 31.10.03 tr. 80 mechanical ou tline: marking with ul - sign, under development deleted. 12.07.99 tr. 80 ma?bild ge?ndert. au?enma?toleranz von 17 + 1 - 0,5 auf 17 +1,4 - 0,5 ge?ndert. m - blatt - bezeichnungen erg?nzt. anschlsse: connections: = 2 : 1 dc 4721x005 ul - sign f beschriftung: marking http://
v a c u u m s c h m e l z e datenblatt / specification sach nr.: item no.: t60403 - d47 21 - x005 (zkb 472/105 - 80) k - nr.: k - no.: 15951 zndbertrager / ignition transformer datum: date: 31.10.2003 kunde: customer typenelement / standard type kd. sach nr.: customers part no.: seite 2 von 2 page of hrsg.: kb - fb ft editor bearb: designer sch?. kb - pm b: kei. check freig.: released weitergabe sowie vervielf?ltigung dieser unterlage, verwertung und mitteilung ihres inhalts nicht gest attet, soweit nicht ausdrcklich zugestanden. zuwiderhandlungen verpflichten zu schadenersatz. alle rechte fr den fall der patenterteilung oder gm - eintragung vorbehalten copying of this document, disclosing it to third parties or using the contents there for any purposes without express written authorization by use illegally forbidden. any offenders are liable to pay all relevant damages. endprfung durch prfung ersetzt. umstellung auf arabische zahle n. weitere vorschriften u. typprfung mitaufg. typprfung: type test sto?spannungsprfung in anlehnung an m3064 hv transient test according to m3064 n1 gegen/ to n2 einstellwerte: 1,2 s / 50 s - kurvenform (waveform) settings u p,max = 6,4 kv r i = 40 w 10 impulse im abstand t = 10 sekunden mit wechselnder polarit?t 10 pulses in a cycle of t = 10 seconds with changing polarity messungen nach temperaturangleich der prflinge an raumtemperatur measurements after temper ature balance of the test samples at room temperature weitere vorschriften: applicable documents: konstruiert, gefertigt und geprft nach en 50178 (vde 0160) und erfllt die vorschriften. parameter: verst?rkte isolierung: n1 - n2 verschmutzung sgrad 2 bemessungsisolationsspannung u eff = 500 v isolierstoffklasse 2 constructed, manufactured and tested in accordance with en 50178 (vde 0160) and agrees with the standards. parameters: reinforced insulation: n1 - n2 pollution degree 2 rated insulation voltage u rms = 500 v insulation material group 2 geh?usewerkstoff, gie?harz und draht ul - gelistet housing material, casting resin and wire ul - listed


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of T60403-D4721-X005

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X